|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
GBI 10A ... GBI 10M Silicon-Bridge Rectifiers Silizium-Bruckengleichrichter Nominal current - Nennstrom Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung Plastic case Kunststoffgehause Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging: bulk Standard Lieferform: lose im Karton Dimensions / Mae in mm 10 A 50...1000 V 32 x 5.6 x 17 [mm] 9g see page 22 s. Seite 22 see page 28 see page 28 Mounting clamp BO 2 Befestigungsschelle BO 2 Recognized Product - Underwriters Laboratories Inc.(R) File E175067 Anerkanntes Produkt - Underwriters Laboratories Inc.(R) Nr. E175067 Maximum ratings Type Typ GBI 10A GBI 10B GBI 10D GBI 10G GBI 10J GBI 10K GBI 10M max. alternating input voltage max. Eingangswechselspannung VVRMS [V] 35 70 140 280 420 560 700 Grenzwerte Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung VRRM [V] 1) 50 100 200 400 600 800 1000 Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 50 Hz Sinus-Halbwelle Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 60 Hz Sinus-Halbwelle Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur 1 TA = 25/C IFSM 200 A TA = 25/C IFSM i2t 220 A TA = 25/C 200 A2s Tj TS - 50...+150/C - 50...+150/C ) Valid for one branch - Gultig fur einen Bruckenzweig 01.07.03 1 GBI 10A ... GBI 10M Characteristics Max. fwd. current without cooling fin Dauergrenzstrom ohne Kuhlblech Max. current with forced cooling Dauergrenzstrom mit forcierter Kuhlung Forward voltage - Durchlaspannung Leakage current - Sperrstrom TA = 50/C R-load C-load R-load C-load IF = 5 A VR = VRRM IFAV IFAV IFAV IFAV VF IR RthA Kennwerte 3.0 A 2.2 A 10 A 3) 8 A 3) < 1.05 V 1) < 10 :A 25 K/W 2) TC = 100/C Tj = 25/C Tj = 25/C Typical thermal resistance junction to ambient air Typischer Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Typical thermal resistance junction to case Typischer Warmewiderstand Sperrschicht - Gehause RthC 3 K/W 3) 1 2 ) Valid for one branch - Gultig fur einen Bruckenzweig ) Without cooling fin - Ohne Kuhlblech 3 ) Mounted on heatsink with silicon thermal compound and forced airflow resp water cooling Montage auf Kuhlkorper mit Warmeleitpaste und Geblase- bzw. Wasserkuhlung 2 F:\Data\WP\DatBlatt\Einzelblatter\GBI10a-10m.wpd |
Price & Availability of GBI10 |